| データシートサーチシステム |
|
NX8564LE954-CC データシート(PDF) 5 Page - California Eastern Labs |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NX8564LE954-CC データシート(HTML) 5 Page - California Eastern Labs |
|
5 / 11 page ![]() NX8564/8565/8566LE SERIES Table A: DWDM wavelength base on ITU-T recommendations (@ TLD = Tset) (1/2) Wavelength Code ITU-T Wavelength *1 (nm) Frequency (THz) Wavelength Code ITU-T Wavelength *1 (nm) Frequency (THz) 795 1579.51 189.80 946 1594.64 188.00 803 1580.35 189.70 954 1595.48 187.90 811 1581.18 189.60 963 1596.33 187.80 820 1582.01 189.50 971 1597.18 187.70 828 1582.85 189.40 980 1598.04 187.60 836 1583.69 189.30 988 1598.89 187.50 845 1584.52 189.20 997 1599.74 187.40 853 1585.36 189.10 6006 1600.60 187.30 862 1586.20 189.00 6014 1601.45 187.20 870 1587.04 188.90 6023 1602.31 187.10 878 1587.88 188.80 6031 1603.16 187.00 887 1588.72 188.70 6040 1604.02 186.90 895 1589.56 188.60 6048 1604.88 186.80 904 1590.41 188.50 6057 1605.74 186.70 912 1591.25 188.40 6066 1606.60 186.60 921 1592.10 188.30 6074 1607.46 186.50 929 1592.94 188.20 6083 1608.32 186.40 937 1593.79 188.10 *1 The value which omitted and computed the 3rd place below the decimal point |