データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NJM2845 データシート(PDF) 7 Page - New Japan Radio

部品番号 NJM2845
部品情報  LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJRC [New Japan Radio]
ホームページ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJM2845 データシート(HTML) 7 Page - New Japan Radio

Back Button NJM2845 Datasheet HTML 3Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 4Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 5Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 6Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 7Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 8Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 9Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 10Page - New Japan Radio NJM2845 Datasheet HTML 11Page - New Japan Radio Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
NJM2845/46
-7-
Ver.2005-01-20
TYPICALCHARACTERISTICS(NJM2845)
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
Input Voltage : VIN(V)
NJM2845_3.0V
Output Voltage vs. Input Voltage
@:Ta=25
oC
Co=2.2
µF(Ceramic)
Io=0A
Io=200mA
Io=500mA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
500
1000
1500
2000
NJM2845_3.0V
Output Voltage vs. Output Current
@:Ta=25
oC
VIN=4V
Co=2.2
µF(Ceramic)
Output Current : Io(mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1000
NJM2845_3.0V
Ground Pin Current vs. Output Current
@:Ta=25oC
VIN=4.0V
Co=2.2
µF(Ceramic)
Output Current : IO(mA)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0
200
400
600
800
1000
Output Current:Io(mA)
@:Ta=25
oC
Co=2.2
µF(Ceramic)
NJM2845_3V
Dropout Voltage vs. Output Current
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
200
400
600
800
1000
Output Current : Io(m A)
NJM2845_3.0V
Load Regulation vs. Output Current
@:Ta=25oC
VIN=4.0V
Co=2.2
µF(Ceramic)
0
500
1000
1500
2000
2500
46
8
10
12
14
NJM2845_3.0V
Peak Output Current vs. Input Voltage
@:Ta=25oC
Co=2.2
µF(Ceramic)
Input Voltage : VIN(V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com