データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

X60008B-25 データシート(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

部品番号 X60008B-25
部品情報  Precision 2.5V FGA Voltage Reference
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

X60008B-25 データシート(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button X60008B-25 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation X60008B-25 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
FN8140.0
March 15, 2005
TYPICAL APPLICATION CIRCUITS
Precision 2.5V, 50mA Reference.
VIN = 5.2V to 6.5V
2N2905
2.5V/50mA
0.009µF
VIN
VOUT
GND
X60008-25
Kelvin Sensed Load
0.1µF
5.0V
VIN
VOUT
GND
X60008-25
VOUT Sense
Load
R = 200
+
VIN
VOUT
X60008-25
GND
4.5V to 6.5V
0.1µF
0.01µF
VOUT
+
VCC RH
RL
X9119
VSS
SDA
SCL
2-Wire Bus
VOUT
(buffered)
2.5V Full Scale Low-Drift 10-bit Adjustable Voltage Source
X60008B-25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com