データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLOU113P データシート(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLOU113P
部品情報  LED
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLOU113P データシート(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TLOU113P Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TLOU113P(F),TLSU113P(F),TLYU113P(F)
2004-06-28
2
TLOU113P(F)
波長特性
波
長
λ (nm)
1.0
0
540
0.8
0.6
0.4
0.2
560
580
600
620
640
660
IF = 20mA
Ta = 25°C
IF – Ta
周囲温度
Ta (°C)
40
0
0
20
40
60
80
100
30
20
10
IF – VF
順
電 圧
VF (V)
100
1
1.6
50
10
5
2
1.8
2.0
2.4
2.2
2.6
Ta = 25°C
20
IV – Tc
ケース温度
Tc (°C)
100
10
0.1
−25
0.2
1
0.5
0
25
50
75
2
5
IV – IF
順
電 流
IF (mA)
1000
2000
500
1
200
100
20
2
5
10
20
50
50
100
Ta = 25°C
指向特性
Ta = 25°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1.0



Html Pages

1 2 3 4 5