| データシートサーチシステム |
|
SWF3225CF データシート(PDF) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SWF3225CF データシート(HTML) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
2 / 2 page ![]() TAI-TECH www.tai-tech.com.tw P3 TAI-TECH Part Number Inductance (uH) Tolerance Test Frequency (Hz) Q min. Test Frequency (MHz) Rated Current (mA) max. DCR (Ω) max. SRF (MHz) min. SWF3225CF-330□ 33.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 285 1.50 12 SWF3225CF-390□ 39.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 270 1.66 12 SWF3225CF-470□ 47.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 260 1.90 10 SWF3225CF-680□ 68.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 235 2.29 9.0 SWF3225CF-101□ 100 K,M 0.5V/1M 10 1.00 190 3.48 7.0 SWF3225CF-151□ 150 K,M 0.5V/1M 10 1.00 140 6.55 5.0 SWF3225CF-221□ 220 K,M 0.5V/1M 10 1.00 115 8.23 4.0 SWF3225CF-331□ 330 K,M 0.5V/1M 10 1.00 98 13.7 2.8 SWF3225CF-471□ 470 K,M 0.5V/1M 10 1.00 86 18.1 2.6 SWF3225CF-681□ 680 K,M 0.5V/1M 10 1.00 76 22.0 2.3 |