| データシートサーチシステム |
|
SWF1608LF-R56K データシート(PDF) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SWF1608LF-R56K データシート(HTML) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
2 / 2 page ![]() TAI-TECH www.tai-tech.com.tw P3 1 10 100 FREQUENCY(MHz) 1 10 2R2 R33 47N SWF1608LF Q VS Freq. 100 TAI-TECH Part Number Inductance (uH) Tolerance Test Frequency (Hz) Q Typ Test Frequency (MHz) SRF (MHz) typ. DCR (Ω) max. IDC (mA) max. SWF1608LF-1R2□ 1.2 K 0.5V/7.9M 17 7.9 270 0.87 550 SWF1608LF-1R5□ 1.5 K 0.5V/7.9M 17 7.9 270 1.06 540 SWF1608LF-1R8□ 1.8 K 0.5V/7.9M 17 7.9 230 1.1 520 SWF1608LF-2R2□ 2.2 K 0.5V/7.9M 17 7.9 130 1.2 500 SWF1608LF-2R7□ 2.7 K 0.5V/7.9M 17 7.9 105 1.5 480 SWF1608LF-3R3□ 3.3 K 0.5V/7.9M 17 7.9 84 1.5 440 SWF1608LF-3R9□ 3.9 K 0.5V/7.9M 17 7.9 80 1.6 430 SWF1608LF-4R7□ 4.7 J,K 0.5V/7.9M 18 7.9 69 2.1 420 SWF1608LF-5R6□ 5.6 J,K 0.5V/7.9M 18 7.9 65 2.6 350 SWF1608LF-6R8□ 6.8 J,K 0.5V/7.9M 19 7.9 55 3.1 330 SWF1608LF-7R8□ 7.8 J,K 0.5V/7.9M 17 7.9 47 3.5 320 SWF1608LF-8R2□ 8.2 J,K 0.5V/7.9M 17 7.9 42 3.8 300 SWF1608LF-100□ 10 J,K 0.5V/7.9M 19 7.9 40 4.8 270 1 10 100 1000 FREQUENCY(MHz) 1 10 SWF1608LF-Ls R33 4R7 2R2 47N 100 |