| データシートサーチシステム |
|
SWC18FC データシート(PDF) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SWC18FC データシート(HTML) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
2 / 2 page ![]() TAI-TECH www.tai-tech.com.tw TAI-TECH Part Number Inductance (uH) Tolerance Test Frequency (Hz) Q min. Test Frequency (MHz) SRF (MHz) min. DCR (Ω) max. Rated Current (mA) max. SWC18FC-1R5□A 1.5 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 100 0.96 350 SWC18FC-1R8□A 1.8 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 80 1.10 350 SWC18FC-2R2□A 2.2 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 68 1.20 320 SWC18FC-3R3□A 3.3 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 42 1.50 280 SWC18FC-3R9□A 3.9 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 40 1.50 280 SWC18FC-4R7□A 4.7 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 34 2.10 260 SWC18FC-5R6□A 5.6 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 32 2.60 240 SWC18FC-6R8□A 6.8 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 31 3.10 200 SWC18FC-8R2□A 8.2 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 26 4.40 190 SWC18FC-100□A 10.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 25 4.80 180 |