| データシートサーチシステム |
|
STM32MP153C データシート(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP153C データシート(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 254 page ![]() Port A PA13 DBTRGO DBTRGI MCO1 - ---- PA14 DBTRGO DBTRGI MCO2 - ---- PA15 DBTRGI TIM2_CH1/ TIM2_ETR SAI4_D2 SDMMC1_ CDIR CEC SPI1_NSS/ I2S1_WS SPI3_NSS/ I2S3_WS SPI6_NSS Port B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N - - DFSDM1_ CKOUT - PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N - - DFSDM1_ DATIN1 - PB2 TRACED4 RTC_OUT2 SAI1_D1 DFSDM1_ CKIN1 USART1_RX I2S_CKIN SAI1_SD_A SPI3_MOSI/ I2S3_SDO PB3 TRACED9 TIM2_CH2 - - SAI4_CK1 SPI1_SCK/ I2S1_CK SPI3_SCK/ I2S3_CK - PB4 TRACED8 TIM16_BKIN TIM3_CH1 - SAI4_CK2 SPI1_MISO/ I2S1_SDI SPI3_MISO/ I2S3_SDI SPI2_NSS/ I2S2_WS PB5 ETH_CLK TIM17_BKIN TIM3_CH2 SAI4_D1 I2C1_SMBA SPI1_MOSI/ I2S1_SDO I2C4_SMBA SPI3_MOSI/ I2S3_SDO PB6 - TIM16_CH1N TIM4_CH1 - I2C1_SCL CEC I2C4_SCL USART1_TX PB7 - TIM17_CH1N TIM4_CH2 - I2C1_SDA - I2C4_SDA USART1_RX PB8 HDP6 TIM16_CH1 TIM4_CH3 DFSDM1_ CKIN7 I2C1_SCL SDMMC1_ CKIN I2C4_SCL SDMMC2_ CKIN PB9 HDP7 TIM17_CH1 TIM4_CH4 DFSDM1_ DATIN7 I2C1_SDA SPI2_NSS/ I2S2_WS I2C4_SDA SDMMC2_ CDIR PB10 - TIM2_CH3 - LPTIM2_IN1 I2C2_SCL SPI2_SCK/ I2S2_CK DFSDM1_ DATIN7 USART3_TX Table 8. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0AF1 AF2AF3 AF4AF5 AF6 AF7 HDP/SYS/RTC TIM1/2/16/17/ LPTIM1/SYS/ RTC SAI1/4/I2C6/ TIM3/4/5/12/ HDP/SYS SAI4/I2C2/ TIM8/ LPTIM2/3/4/5/ DFSDM1 /SDMMC1 SAI4/ I2C1/2/3/4/5/ USART1/ TIM15/LPTIM2/ DFSDM1/CEC SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/5/6/I2C1/ SDMMC1/3/ CEC SPI3/I2S3/ SAI1/3/4/ I2C4/UART4/ DFSDM1 SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI6/ USART1/2/3/6/ UART7/ SDMMC2 |