| データシートサーチシステム |
|
STM32MP153C データシート(PDF) 113 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP153C データシート(HTML) 113 Page - STMicroelectronics |
|
113 / 254 page ![]() Port G PG10 UART8_CTS LCD_G3 SAI2_SD_B QUADSPI_ BK2_IO2 FMC_NE3 DCMI_D2 LCD_B2 EVENTOUT PG11 SPDIFRX_IN1 - - ETH1_GMII_ TX_EN/ ETH1_MII_ TX_EN/ ETH1_RGMII_ TX_CTL/ ETH1_RMII_ TX_EN - DCMI_D3 LCD_B3 EVENTOUT PG12 SPDIFRX_IN2 LCD_B4 SAI4_SCK_A ETH1_PHY_ INTN FMC_NE4 - LCD_B1 EVENTOUT PG13 - - SAI4_MCLK_A ETH1_GMII_ TXD0/ ETH1_MII_ TXD0/ ETH1_RGMII_ TXD0/ ETH1_RMII_ TXD0 FMC_A24 - LCD_R0 EVENTOUT PG14 - QUADSPI_ BK2_IO3 SAI4_SD_A ETH1_GMII_ TXD1/ ETH1_MII_ TXD1/ ETH1_RGMII_ TXD1/ ETH1_RMII_ TXD1 FMC_A25 - LCD_B0 EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1 SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/RNG UART5/LCD SYS |