データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NJM2342 データシート(PDF) 5 Page - New Japan Radio

部品番号 NJM2342
部品情報  QUAD BUFFER for REFERENCE CIRCUIT IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJRC [New Japan Radio]
ホームページ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio

NJM2342 データシート(HTML) 5 Page - New Japan Radio

  NJM2342 Datasheet HTML 1Page - New Japan Radio NJM2342 Datasheet HTML 2Page - New Japan Radio NJM2342 Datasheet HTML 3Page - New Japan Radio NJM2342 Datasheet HTML 4Page - New Japan Radio NJM2342 Datasheet HTML 5Page - New Japan Radio NJM2342 Datasheet HTML 6Page - New Japan Radio  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
NJM2342
- 5 -
Ver.2003-06-30
■TYPICAL CHARACTERISTICS
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-50
-25
0
25
50
75 100 125
Temperature Ta (
oC)
Operating Current vs. Temperature
(V+=5V, V
IN
+=2.5V)
-6
-4
-2
0
2
4
6
-50
-25
0
25
50
75
100 125
Ach
Bch
Cch
Dch
Temperature Ta (
oC)
Output Offset Voltage vs. Temperature
(V
+=5V, V
IN
+=2.5V)
0
1
2
3
4
5
-50
-25
0
25
50
75
100 125
Temperature Ta (
oC)
Input Common Mode Voltage Range vs. Temperature
(V+=5V)
I
SINK
=12mA
I
SOURCE
=12mA
Input Common Mode
Voltage Range
0
10
20
30
40
50
60
70
-50
-25
0
25
50
75
100 125
Temperature Ta (
oC)
Source Current vs. Temperature
(V
+=5V, V
IN
+=2.5V)
0
10
20
30
40
50
60
70
-50
-25
0
25
50
75
100 125
Temperature Ta (
oC)
Sink Current vs. Temperature
(V
+=5V, V
IN
+=2.5V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com