| データシートサーチシステム |
|
MAS2901CD データシート(PDF) 11 Page - Zarlink Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MAS2901CD データシート(HTML) 11 Page - Zarlink Semiconductor Inc |
|
11 / 13 page ![]() MA2901 10 Ref Millimetres Inches Min. Max. Min. Max. A 1.75 2.49 0.070 0.098 b 0.43 0.53 0.017 0.023 c 0.15 0.25 0.006 0.010 D 26.67 27.69 1.050 1.080 E 15.75 16.76 0.620 0.660 E1 - 17.27 - 0.630 E2 13.21 - 0.520 - E3 0.76 - 0.030 - e 1.14 1.40 0.045 0.055 L 7.87 9.40 0.310 0.370 L1 32.51 34.54 1.250 1.360 Q 0.76 1.52 0.030 0.060 S - 1.14 - 0.045 S1 0.13 - 0.005 - XG136 1 I8 42 I6 2 I7 41 A0 3 RAM3 40 A1 4 NC 39 A2 5 RAM0 38 A3 6 VCC 37 OE 7 F=0 36 Y3 8 I0 35 Y2 9 I1 34 Y1 10 I2 33 Y0 11 CP 32 P 12 NC 31 OVR 13 Q3 30 Cn+4 14 B0 29 G 15 B1 28 F3 16 B2 27 GND 17 B3 26 Cn 18 Q0 25 I4 19 D3 24 I5 20 D2 23 I3 21 D1 22 D0 E1 E E3 L c Q A e b S D H S1 E2 L1 Figure 16: 42-Lead Flatpack (Solder Seal) |