| データシートサーチシステム |
|
AM79C930VCW データシート(PDF) 14 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C930VCW データシート(HTML) 14 Page - Advanced Micro Devices |
|
14 / 161 page ![]() 14 Am79C930 PRELIMINARY PCMCIA PIN SUMMARY Listed by Pin Number Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name 1 USER2 37 MA10 73 D7 109 SAR1 2 USER3 38 MOE 74 D6 110 SAR2 3 USER4 39 SCE 75 D5 111 SAR3 4 VDDM 40 FCE 76 VSSP 112 SAR4 5 XCE 41 D2 77 D4 113 SAR5 6 MA11 42 D1 78 D3 114 SAR6 7 VSSM 43 D0 79 PCMCIA 115 TXC 8 MA9 44 VSSP 80 CLK20 116 VSST 9 MA8 45 STSCHG 81 TEST 117 LFCLK 10 MA13 46 A0 82 PMX2 118 LFPE 11 MWE 47 A1 83 PMX1 119 HFCLK 12 MA14 48 REG 84 TCK 120 HFPE 13 MA16 49 A2 85 TDO 121 TXDATA 14 MA15 50 INPACK 86 TMS 122 RXPE 15 MA12 51 A3 87 TRST 123 RXDATA 16 VDDM 52 WAIT 88 TDI 124 RXCIN 17 V CC 53 A4 89 V CC 125 VDDT 18 MA7 54 A7 90 USER0 126 TXCMD 19 MA6 55 VDDP 91 USER1 127 V SS 20 MA5 56 A12 92 USER7 128 FDET 21 VSSM 57 V SS 93 VSSU1 129 TXPE 22 MA4 58 RESET 94 RXC 130 VSST 23 MA3 59 A5 95 USER6 131 TXMOD 24 MA2 60 A6 96 USER5 132 ANTSLT 25 MA1 61 IREQ 97 VDDU1 133 PWRDWN 26 MA0 62 WE 98 ACT 134 ADIN1 27 MD0 63 A14 99 VSST 135 ADIN2 28 MD1 64 A13 100 LNK 136 AVSS 29 VDDM 65 A8 101 SDCLK 137 ADREF 30 MD2 66 IOWR 102 SDDATA 138 AVDD 31 MD3 67 IORD 103 SDSEL3 139 VDD5 32 VSSM 68 A9 104 VDDT 140 VDDU2 33 MD4 69 A11 105 SDSEL2 141 ANTSLT 34 MD5 70 OE 106 VSST 142 TXCMD 35 MD6 71 A10 107 SDSEL1 143 TXDATA 36 MD7 72 CE1 108 SAR0 144 LLOCKE |