| データシートサーチシステム |
|
FTC3880 データシート(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FTC3880 データシート(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
3 / 3 page ![]() 2013. 06. 25 3/3 Revision No : 1 FTC3880 D J K L A C B S H G V 3 1 2 DIM A MIN MAX MIN MAX MILLIMETERS 0.1102 0.1197 2.80 3.04 INCHES B 0.0472 0.0551 1.20 1.40 C 0.0350 0.0440 0.89 1.11 D 0.0150 0.0200 0.37 0.50 G 0.0701 0.0807 1.78 2.04 H 0.0005 0.0040 0.013 0.100 J 0.0034 0.0070 0.085 0.177 K 0.0180 0.0236 0.45 0.60 L 0.0350 0.0401 0.89 1.02 S 0.0830 0.0984 2.10 2.50 V 0.0177 0.0236 0.45 0.60 STYLE1 1: PIN 1. ANODE 2. NO CONNECTION 3. CATHODE SOT-23 (TO-236AB) mm inches 0.037 0.95 0 037 0 95 0 079 2 0 0.035 0 9 0 031 0.8 SOLDERPLATING. 2. LEAD THICKNESSSPECIFIED PER L / FDRAWINGWITH 1. CONTROLLINGDIMENSION: MILLIMETERS NOTES: |