| データシートサーチシステム |
|
SS8550 データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS8550 データシート(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
5 / 6 page ![]() A 3.300 3.700 0.130 0.146 A1 1.100 1.400 0.043 0 055 b 0.380 0.550 0.015 0 022 c 0.360 0.510 0.014 0.020 D 4. 4.700 D1 3.430 0.135 E 4.300 4.700 0.169 0.185 e e1 2.440 2.640 0.096 0.104 L 14.100 14.500 0.555 0.571 1.600 0.063 h 0.000 0.380 0.000 0.015 1.270 TYP 0.050 TYP TO-92 Package Outline Dimensions TO-92 Suggested Pad Layout 2020. 05. 15 5/6 Revision No : 0 SS8550 |