データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TIP41 データシート(PDF) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号 TIP41
部品情報  TRANSISTOR (NPN)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

TIP41 データシート(HTML) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

  TIP41 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd TIP41 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL D ATA
TIP41/41A/41B/41C
TIP41/41A/41B/41C
TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Medium Power Linear Switching Applications
MAXIMUM RATINGS (Ta=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
TIP41
TIP41A
TIP41B
TIP41C
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
40
60
80
100
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
40
60
80
100
V
VEBO
V
5
e
g
a
t
l
o
V
e
s
a
B
-
r
e
t
t
i
m
E
IC
A
6
s
u
o
u
n
i
t
n
o
C
-
t
n
e
r
r
u
C
r
o
t
c
e
ll
o
C
PC
W
2
n
o
i
t
a
p
i
s
s
i
D
r
e
w
o
P
r
o
t
c
e
ll
o
C
TJ
0
5
1
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
n
o
i
t
c
n
u
J
Tstg
0
5
1
+
o
t
5
5
-
e
g
n
a
R
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS (Ta=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
TIP41
TIP41A
TIP41B
TIP41C
V(BR)CBO
IC= 1mA, IE=0
40
60
80
100
V
Collector-emitter breakdown voltage
TIP41
TIP41A
TIP41B
TIP41C
V(BR)CEO
IC= 30mA, IB=0
40
60
80
100
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE= 1mA, IC=0
5
V
Collector cut-off current
TIP41
TIP41A
TIP41B
TIP41C
ICBO
VCB=40V, IE=0
VCB=60V, IE=0
VCB=80V, IE=0
VCB=100V, IE=0
0.4
mA
Collector cut-off current
TIP41/41A
TIP41B/41C
ICEO
VCE= 30V, IB= 0
VCE= 60V, IB= 0
0.7
mA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V, IC=0
1
mA
hFE(1)
VCE= 4V, IC= 0.3A
30
DC current gain
hFE(2)
VCE=4 V, IC= 3A
15
75
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=6A, IB=0.6A
1.5
V
Base-emitter voltage
VBE(on
VCE= 4V, IC=6A
2
V
Transition frequency
fT
VCE=10V , IC=0.5A
f =1MHz
3
MHZ
2011. 09. 27
1/2
Revision No : 0
DIM
MILLIMETERS
TO-220AB
A
B
C
D
E
F
H
J
N
O
0.8 ± 0.1
2.7 ± 0.2
2.54 ± 0.2
13.6 ± 0.2
3.8 ± 0.2
10.15 ± 0.15
4.5 ± 0.2
2.7 ± 0.2
15.30 MAX
1.3 0.1/-0.15
0.4 ± 0.15
A
F
B
J
E
O
C
H
N
N
D
P
P
1 BASE
2 COLLECTOR
3 EMITTER
1 2 3


同様の部品番号 - TIP41

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
TIP41 MOSPEC-TIP41 Datasheet
189Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(6A,40-100V,65W)
logo
Power Innovations Ltd
TIP41 POINN-TIP41 Datasheet
86Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Wing Shing Computer Com...
TIP41 WINGS-TIP41 Datasheet
25Kb / 2P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(MEDIUM POWER LINEAR SWITCHING APPLICATIONS)
logo
Fairchild Semiconductor
TIP41 FAIRCHILD-TIP41 Datasheet
37Kb / 4P
Medium Power Linear Switching Applications
logo
Boca Semiconductor Corp...
TIP41 BOCA-TIP41 Datasheet
25Kb / 2P
General Purpose Amplifier and Switching Applications
More results

同様の説明 - TIP41

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com