データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS54SLS データシート(PDF) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

部品番号 SS54SLS
部品情報  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SS54SLS データシート(HTML) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SS54SLS Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SS54SLS Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SS54SLS Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTCS(TA=25℃ Unless otherwise noted)
Notes: 1.Pulse test: 300 μs pulse width,1% duty cycle
2.Pulse test: pulse width≤40ms
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
3-2
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SS54SLS
Parameter
Test Conditions
Symbol
TYP.
MAX.
Unit
Instaneous forward voltage
IF=5.0A
TA= 25℃
TA= 100℃
Reverse current
VR=40V
TA= 25℃
TA= 100℃
VF
IR
0.43
0.47
V
80
200
μA
mA
8
Typical junction capacitance
4V,1MHz
CJ
pF
1)
2)
TA= 125℃
TA= 125℃
0.36
0.38
20
280
TA= 25℃
TA= 100℃
TA= 125℃
IF=3.0A
0.38
0.32
0.30
-
-
-
-
-
-
-
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
THERMAL CHARACTERISTCS
Parameter
Typical thermal resistance
R JA
R JL
150
28
℃/W
Symbol
Unit
SMAF
3)
3.P.C.B. mounted with 0.118" x 0.118" (3.0 mm x 3.0 mm) copper pad areas
(≥40μm thick)
AVAILABALE PACK INFORMATION
Product code
Carton Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
pcs/reel)
Reel Size
(
mm)
Quantity
(Kpcs)
SS54SLS-SMAF
T/R
Pack
Box Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
reel/box)
185×185×66
3000
2
370×370×240
120
Φ
178



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com