| データシートサーチシステム |
|
FTC3356 データシート(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FTC3356 データシート(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
4 / 4 page ![]() 2012. 09. 03 4/4 FTC3356 Revision No : 0 D J K L A C B S H G V 1 2 mm inches 0.037 0.95 0.037 0.95 0.079 2 0 0.035 0.9 NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH. INCHES MILLIMETERS DIM MIN MAX MIN MAX A 0.1102 0.1197 2.80 3.04 B 0.0472 0.0551 1.20 1.40 C 0.0350 0.0440 0.89 1.11 D 0.0150 0.0200 0.37 0.50 G 0.0701 0.0807 1.78 2.04 H 0.0005 0.0040 0.013 0.100 J 0.0034 0.0070 0.085 0.177 K 0.0140 0.0285 0.35 0.69 L 0.0350 0.0401 0.89 1.02 S 0.0830 0.1039 2.10 2.64 V 0.0177 0.0236 0.45 0.60 PIN 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR 0.031 0.8 SOT-23 3 |