データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4090 データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4090
部品情報  2.0A, 1/2-cell lithium battery switch charger
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4090 データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4090 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4090 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
Typical Application Circuits
TS
BS
IN
DC IN
9~15V
VBAT
HM4090
PWM
Control
&
Logic
CIN
1.0uF
RNTC
CS
LX
+
-
BAT
AGND/PGND
STAT
D1
RSNS
L
CBAT
10uF
22nF
CBS
2.2uH
20m
Red
Green
R1
R2
D2
D3
CELL
Figure 1. Typical Application Schematic for 2-Cells Battery (Block reverse current with a Schottky diode)
CELL
TS
BS
IN
DC IN
16~24V
VBAT
HM4090
PWM
Control
&
Logic
CIN
1.0uF
RNTC
CS
LX
+
-
BAT
AGND/PGND
STAT
D1
RSNS
L
CBAT
10uF
22nF
CBS
2.2uH
20m
Red
Green
R1
R2
D2
D3
C1
100uF
+
Figure 2. Typical Application Schematic for 2-Cells Battery if Input Power Exceeded 15V
(add C1=100uF electrolytic capacitor for surge protection)
HM409



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com