| データシートサーチシステム |
|
BCW68 データシート(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BCW68 データシート(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, |
|
3 / 3 page ![]() BCW68 PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor 3 / 3 www.pingjingsemi.com Revis ion:1.0 Oct-2017 Package Outline SOT-23 0.8 1.9 0.8 SOT-23 Recommended soldering pad Symbol Dimensions in millimeter Min. Typ. Max. A 0.900 1.025 1.150 A1 0.000 0.050 0.100 b 0.300 0.400 0.500 c 0.080 0.115 0.150 D 2.800 2.900 3.000 E 1.200 1.300 1.400 HE 2.250 2.400 2.550 e 1.800 1.900 2.000 L 0.550REF L1 0.300 0.500 θ 0 ° 8 ° |