データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMBTRC245SS データシート(PDF) 4 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

部品番号 MMBTRC245SS
部品情報  NPN Digital Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
ホームページ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

MMBTRC245SS データシート(HTML) 4 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  MMBTRC245SS Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC245SS Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC245SS Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC245SS Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC245SS Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC245SS Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Vo=5.0V
MMBTRC244SS
MMBTRC243SS
Vo=5.0V
50
1
1
3
10
5
30
300
100
30
50
100
0.4
1.6
INPUT OFF VOLTAGE VI(OFF) (V)
o
o
Ta=
100
C
OUTPUT CURRENT Io (mA)
3
10
30
100
Ta=-25 C
Ta=25 C
o
GI - Io
1.0
0.6
0.8
1.2
1.4
500
300
1K
10
1
30
100
50
300
1.8
2.0
1K
3K
100
50
30
0.4
INPUT OFF VOLTAGE VI(OFF) (V)
1.6
Ta=100 C
OUTPUT CURRENT Io (mA)
3
10
30
100
o
Ta=25 C
o
Ta=-25 C
o
GI - Io
1.0
0.6
0.8
1.2
1.4
300
1K
1.8
2.0
Vo=5.0V
MMBTRC244SS
MMBTRC244SS
Vo=0.3V
MMBTRC243SS
Vo=0.3V
MMBTRC243SS
Vo=5.0V
1
5K
1K
3K
300
500
0.5
0.3
0.1
50
30
3
5
10
300
100
500
100
INPUT ON VOLTAGE VI(ON) (V)
Io - VI(OFF)
0.3
1
3
10
30
Ta=25 C
Ta=-25 C
Io - VI(ON)
o
o
1
300
1K
5K
3K
1K
500
300
0.3
0.5
0.1
3
5
10
30
50
100
300
500
INPUT ON VOLTAGE VI(ON) (V)
100
Ta=-25 C
0.3
1
3
Io - VI(OFF)
10
30
Ta=25 C
o
o
Io - VI(ON)
300
1K
MMBTRC241SS~MMBTRC246SS
NPN Digital Transistor
4 / 6
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0 Jan-2018



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com