データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HVO データシート(PDF) 6 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 HVO
部品情報  Power Supply
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINKCOM [LinkCom Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.linkcom.com.tw
Logo LINKCOM - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

HVO データシート(HTML) 6 Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

  HVO Datasheet HTML 1Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 2Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 3Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 4Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 5Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 6Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 7Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 8Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd. HVO Datasheet HTML 9Page - LinkCom Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
HVO Series
Power Supply
PWM Dimmiable
PWM Dimmiable Duty cycle 0%~100% 10V 1KHz Dimming Performance
Dimmiable External Resistor
Parameters
Minimum
10V
Typical
Maximum
0.1mA
500Hz
10KHz
Input LOW Level Voltage Range (Purple Wire)
0V
Input HIGH Level Voltage Range (Purple Wire)
PWM Input Signal Frequency
Parameters
Minimum
Typical
Maximum
Resistance range of Dimmable
Current into PWM Input (Purple Wire)
Dimmiable External Resistor Dimming Performance
10K
100K
Resistance of Dim to off
5K
Linkcom Manufacturing Co., Ltd.
5F., No. 127, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231-45, Taiwan ▪ T: +886-2-8919-1380 ▪ F: +886-2-8919-1370 ▪ www.linkcom.com.tw



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com