データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KB データシート(PDF) 3 Page - Lumberg

部品番号 KB
部品情報  Pluggable screw terminal blocks on socket boards, pitch 5.0 mm
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUMBERG [Lumberg]
ホームページ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

KB データシート(HTML) 3 Page - Lumberg

  KB Datasheet HTML 1Page - Lumberg KB Datasheet HTML 2Page - Lumberg KB Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
65 KB
04/2019
3
Designation
Pole Number
PU (Pieces)
MDQ (Pieces)
Dimensions
A (mm)
B (mm)
KB 02
2
200
2000
10
7.5
KB 03
3
200
2000
15
12.5
KB 04
4
200
2000
20
17.5
KB 05
5
200
2000
25
22.5
KB 06
6
200
2000
30
27.5
KB 07
7
200
2000
35
32.5
KB 08
8
200
2000
40
37.5
KB 09
9
200
2000
45
42.5
KB 10
10
200
2000
50
47.5
Packaging:
in bulk, in a cardboard box
of 3



Html Pages

1 2 3