| データシートサーチシステム |
|
TS912AIYDT データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS912AIYDT データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 21 page ![]() TS912, TS912A, TS912B Package information Doc ID 2325 Rev 7 17/21 5.1 DIP8 package information Figure 15. DIP8 package outline Table 6. DIP8 package mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 5.33 0.210 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.115 0.130 0.195 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.045 0.060 0.070 c 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 9.02 9.27 10.16 0.355 0.365 0.400 E 7.62 7.87 8.26 0.300 0.310 0.325 E1 6.10 6.35 7.11 0.240 0.250 0.280 e 2.54 0.100 eA 7.62 0.300 eB 10.92 0.430 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 |