| データシートサーチシステム |
|
WM8960 データシート(PDF) 4 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8960 データシート(HTML) 4 Page - Cirrus Logic |
|
4 / 94 page ![]() WM8960 4 Rev 4.4 PIN CONFIGURATION 1 2 3 4 5 6 7 8 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 25 26 27 28 29 30 31 32 TOP VIEW RINPUT2 RINPUT1 LINPUT3/JD2 LINPUT1 LINPUT2 RINPUT3/JD3 SDIN SPKVDD2 SPK_RN SPKGND2 SPK_RP SPK_LN SCLK DCVDD SPKGND1 MICBIAS ORDERING INFORMATION ORDER CODE TEMPERATURE RANGE PACKAGE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL PEAK SOLDERING TEMPERATURE WM8960CGEFL/V -40 C to +85C 32-lead QFN (5x5x0.9mm) (Pb-free, Tray) MSL3 260°C WM8960CGEFL/RV -40 C to +85C 32-lead QFN (5x5x0.9mm) (Pb-free, Tape and reel) MSL3 260°C Note: Tray quantity = 490 (WM8960CGEFL/V) Reel quantity = 3500 (WM8960CGEFL/RV) |