データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM393DG4 データシート(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 LM393DG4
部品情報  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM393DG4 データシート(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button LM393DG4 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LM393DG4 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 49 page
background image
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM2903QDRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM2903VQDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.5
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM2903VQPWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM2903VQPWRG4
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM293ADGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM293ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
15.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293ADRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293ADRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM293DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DRG3
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM293DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM393ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADR
SOIC
D
8
2500
330.0
15.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393ADRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393APWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393APWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393APWRG4
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393BIDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393BIPWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393DGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
LM393DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG3
SOIC
D
8
2500
330.0
15.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG3
SOIC
D
8
2500
330.0
12.8
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393DRG4
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
LM393PWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393PWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393PWRG3
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
LM393PWRG4
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
17-Jul-2020
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49