| データシートサーチシステム |
|
SSDPE2KX080T8OS データシート(PDF) 2 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSDPE2KX080T8OS データシート(HTML) 2 Page - Intel Corporation |
|
2 / 3 page ![]() Typ Solid-State-Disk - intern - Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology Kapazität 8 TB Hardwareverschlüsselung Ja Verschlüsselungsalgorithmus 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor 2.5" (6.4 cm) Schnittstelle PCI Express 3.1 x4 (NVMe) Merkmale Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology Gewicht 139 g Herstellergarantie 5 Jahre Garantie Tech. Details Gerätetyp Solid-State-Disk - intern Kapazität 8 TB Hardwareverschlüsselung Ja Verschlüsselungsalgorithmus 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor 2.5" (6.4 cm) Schnittstelle PCI Express 3.1 x4 (NVMe) Merkmale Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology Gewicht 139 g SSD-Leistung 13.88 PB Interner Datendurchsatz 3200 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben) 4 KB Random Read 620000 IOPS 4 KB Random Write 139500 IOPS |