| データシートサーチシステム |
|
STM32F722IC データシート(PDF) 97 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F722IC データシート(HTML) 97 Page - STMicroelectronics |
|
97 / 229 page ![]() Port G PG11 - - -- -- - - - - SDMMC2_ D2 -- EVEN TOUT PG12 - - - LPTIM1_IN 1 -- - - USART6_RT S -- SDMMC2 _D3 FMC_NE4 EVEN TOUT PG13 TRACED0 - - LPTIM1_O UT -- - - USART6_CT S -- - FMC_A24 EVEN TOUT PG14 TRACED1 - - LPTIM1_ET R - - - - USART6_TX QUADSPI_ BK2_IO3 -- FMC_A25 EVEN TOUT PG15 - - -- -- - - USART6_CT S -- - FMC_SDN CAS EVEN TOUT Port H PH0 - -- - - -- - - - - - - EVEN TOUT PH1 - -- - - -- - - - - - - EVEN TOUT PH2 - - - LPTIM1_IN 2 -- - - - QUADSPI_ BK2_IO0 SAI2_SCK_ B - FMC_SDC KE0 EVEN TOUT PH3 - -- - - -- - - QUADSPI_ BK2_IO1 SAI2_MCK _B - FMC_SDN E0 EVEN TOUT PH4 - - - - I2C2_SCL - - - - - OTG_HS_U LPI_NXT -- EVEN TOUT PH5 - - - - I2C2_SDA SPI5_NSS - - - - - - FMC_SDN WE EVEN TOUT PH6 - - - - I2C2_SMB A SPI5_SCK - - - TIM12_CH1 - - FMC_SDN E1 EVEN TOUT PH7 - - - - I2C3_SCL SPI5_MIS O -- - - - - FMC_SDC KE1 EVEN TOUT Table 12. STM32F722xx and STM32F723xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1/LPTIM1 I2C1/2/3/U SART1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/5 SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI3/I2S3/ SAI1/ UART4 SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/US ART1/2/3/UA RT5 SAI2/USART 6/UART4/5/7/ 8/OTG1_FS CAN1/TIM1 2/13/14/QU ADSPI/ FMC/ OTG2_HS SAI2/QUAD SPI/SDMM C2/OTG2_ HS/OTG1_ FS SDMMC2 UART7/F MC/SDM MC1/ OTG2_FS SYS |