| データシートサーチシステム |
|
STM32F723VCK7TR データシート(PDF) 98 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F723VCK7TR データシート(HTML) 98 Page - STMicroelectronics |
|
98 / 229 page ![]() Port H PH8 - - - - I2C3_SDA - - - - - - - FMC_D16 EVEN TOUT PH9 - - - - I2C3_SMB A - - - - TIM12_CH2 - - FMC_D17 EVEN TOUT PH10 - - TIM5_CH1 - - - - - - - - - FMC_D18 EVEN TOUT PH11 - - TIM5_CH2 - - - - - - - - - FMC_D19 EVEN TOUT PH12 - - TIM5_CH3 - - - - - - - - - FMC_D20 EVEN TOUT PH13 - - - TIM8_CH1 N - - - - UART4_TX CAN1_TX - - FMC_D21 EVEN TOUT PH14 - - - TIM8_CH2 N - - - - UART4_RX CAN1_RX - - FMC_D22 EVEN TOUT PH15 - - - TIM8_CH3 N - - - - - - - - FMC_D23 EVEN TOUT Port I PI0 - - TIM5_CH4 - - SPI2_NSS /I2S2_WS - - - - - - FMC_D24 EVEN TOUT PI1 - - - TIM8_BKIN 2 - SPI2_SCK /I2S2_CK - - - - - - FMC_D25 EVEN TOUT PI2 - - - TIM8_CH4 - SPI2_MIS O - - - - - - FMC_D26 EVEN TOUT PI3 - - - TIM8_ETR - SPI2_MO SI/I2S2_S D - - - - - - FMC_D27 EVEN TOUT PI4 - -- TIM8_BKIN - -- - - - SAI2_MCK _A - FMC_NBL 2 EVEN TOUT PI5 - - - TIM8_CH1 - - - - - - SAI2_SCK_ A - FMC_NBL 3 EVEN TOUT PI6 - - - TIM8_CH2 - - - - - - SAI2_SD_A - FMC_D28 EVEN TOUT Table 12. STM32F722xx and STM32F723xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1/LPTIM1 I2C1/2/3/U SART1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/5 SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI3/I2S3/ SAI1/ UART4 SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/US ART1/2/3/UA RT5 SAI2/USART 6/UART4/5/7/ 8/OTG1_FS CAN1/TIM1 2/13/14/QU ADSPI/ FMC/ OTG2_HS SAI2/QUAD SPI/SDMM C2/OTG2_ HS/OTG1_ FS SDMMC2 UART7/F MC/SDM MC1/ OTG2_FS SYS |