| データシートサーチシステム |
|
SN74HCS166D データシート(PDF) 21 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN74HCS166D データシート(HTML) 21 Page - Texas Instruments |
|
21 / 26 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant SN74HCS166PWR TSSOP PW 16 2000 330.0 16.4 6.8 5.4 1.6 8.0 16.0 Q1 SN74HCS166PWR TSSOP PW 16 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 12-Sep-2020 Pack Materials-Page 1 |