| データシートサーチシステム |
|
TLC27M2CPWR データシート(PDF) 38 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC27M2CPWR データシート(HTML) 38 Page - Texas Instruments |
|
38 / 49 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TLC27M2ACDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M2AIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M2BCDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M2BIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M2CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M2CPSR SO PS 8 2000 330.0 16.4 8.35 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1 TLC27M2CPWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TLC27M2IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M2IPWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TLC27M7CDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TLC27M7CPSR SO PS 8 2000 330.0 16.4 8.35 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1 TLC27M7IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 20-Dec-2018 Pack Materials-Page 1 |