データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TK3P50D データシート(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 TK3P50D
部品情報  iscN-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

TK3P50D データシート(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  TK3P50D Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited TK3P50D Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
1
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK3P50D
·
FEATURES
·
Low drain-source on-resistance:
RDS(ON) = 3Ω (MAX) (VGS = 10 V)
·
Enhancement mode:
Vth = 2.4 to 4.4V (VDS = 10 V, ID=1.0mA)
·
100% avalanche tested
·
Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation
·
DESCRITION
·
Switching Voltage Regulators
·
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage
500
V
VGS
Gate-Source Voltage
±
30
V
ID
Drain Current-Continuous
3
A
IDM
Drain Current-Single Pulsed
6
A
PD
Total Dissipation @TC=25℃
60
W
Tj
Max. Operating Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature
-55~150
℃
·
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth(ch-c)
Channel-to-case thermal resistance
2.08
℃
/W


同様の部品番号 - TK3P50D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TK3P50D TOSHIBA-TK3P50D Datasheet
234Kb / 1P
Switching Voltage Regulators
logo
VBsemi Electronics Co.,...
TK3P50D VBSEMI-TK3P50D Datasheet
1Mb / 9P
Power MOSFET
More results

同様の説明 - TK3P50D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
ITK13A65U ISC-ITK13A65U Datasheet
288Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
ITK16A60W ISC-ITK16A60W Datasheet
289Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK60J25D ISC-TK60J25D Datasheet
326Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK8A45D ISC-TK8A45D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK12A55D ISC-TK12A55D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK12A65D ISC-TK12A65D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK15J50D ISC-TK15J50D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
2SK4013 ISC-2SK4013 Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
2SK4207 ISC-2SK4207 Datasheet
326Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
IRFB9N65A ISC-IRFB9N65A Datasheet
329Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com