データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSP8-12AS データシート(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

部品番号 DSP8-12AS
部品情報  Phase-leg Rectifier Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

DSP8-12AS データシート(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  DSP8-12AS Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation DSP8-12AS Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation DSP8-12AS Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
© 2004 IXYS All rights reserved
2 - 3
IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions
DSP 8
TO-263 AA Outline
TO-220 AB Outline
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
12.70
13.97
0.500
0.550
B
14.73
16.00
0.580
0.630
C
9.91
10.66
0.390
0.420
D
3.54
4.08
0.139
0.161
E
5.85
6.85
0.230
0.270
F
2.54
3.18
0.100
0.125
G
1.15
1.65
0.045
0.065
H
2.79
5.84
0.110
0.230
J
0.64
1.01
0.025
0.040
K
2.54
BSC
0.100
BSC
M
4.32
4.82
0.170
0.190
N
1.14
1.39
0.045
0.055
Q
0.38
0.56
0.015
0.022
R
2.29
2.79
0.090
0.110
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.06
4.83
.160
.190
A1
2.03
2.79
.080
.110
b
0.51
0.99
.020
.039
b2
1.14
1.40
.045
.055
c
0.46
0.74
.018
.029
c2
1.14
1.40
.045
.055
D
8.64
9.65
.340
.380
D1
7.11
8.13
.280
.320
E
9.65
10.29
.380
.405
E1
6.86
8.13
.270
.320
e
2.54 BSC
.100 BSC
L
14.61
15.88
.575
.625
L1
2.29
2.79
.090
.110
L2
1.02
1.68
.040
.066
L4
0
0.38
0
.015
R
0.46
0.74
.018
.029
TO-263 AB Outline
1.Gate
2.Collector
3.Emitter
4.Collector
Botton Side
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.06
4.83
.160
.190
A1
2.03
2.79
.080
.110
b
0.51
0.99
.020
.039
b2
1.14
1.40
.045
.055
c
0.46
0.74
.018
.029
c2
1.14
1.40
.045
.055
D
8.64
9.65
.340
.380
D1
8.00
8.89
.315
.350
E
9.65
10.29
.380
.405
E1
6.22
8.13
.245
.320
e
2.54 BSC
.100 BSC
L
14.61
15.88
.575
.625
L1
2.29
2.79
.090
.110
L2
1.02
1.68
.040
.066
L3
1.27
1.78
.050
.070
L4
0
0.20
0
.008
R
0.46
0.74
.018
.029



Html Pages

1 2 3