| データシートサーチシステム |
|
LM2903B データシート(PDF) 34 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2903B データシート(HTML) 34 Page - Texas Instruments |
|
34 / 55 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM393PWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393PWRG3 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LM393PWRG4 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LM193DR SOIC D 8 2500 350.0 350.0 43.0 LM2903AVQDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 LM2903AVQPWR TSSOP PW 8 2000 853.0 449.0 35.0 LM2903AVQPWRG4 TSSOP PW 8 2000 853.0 449.0 35.0 LM2903BIDDFR SOT-23-THIN DDF 8 3000 210.0 185.0 35.0 LM2903BIDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 LM2903BIDSGR WSON DSG 8 3000 210.0 185.0 35.0 LM2903BIPWR TSSOP PW 8 2000 853.0 449.0 35.0 LM2903DGKR VSSOP DGK 8 2500 364.0 364.0 27.0 LM2903DR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 LM2903DR SOIC D 8 2500 853.0 449.0 35.0 LM2903DR SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0 LM2903DR SOIC D 8 2500 333.2 345.9 28.6 LM2903DRG3 SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 22-Oct-2020 Pack Materials-Page 3 |