データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD16364 データシート(PDF) 2 Page - NEC

部品番号 UPD16364
部品情報  160-BIT HIGH-VOLTAGE CMOS DRIVER
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD16364 データシート(HTML) 2 Page - NEC

  UPD16364 Datasheet HTML 1Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 2Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 3Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 5Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 6Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 7Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD16364 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Data Sheet S14000EJ2V0DS
2
µµµµ PD16364
1. BLOCK DIAGRAM
Control
Circuit
DST
SCK
EIO1
EIO2
20/40-bit Latch Selector
4 X 20/8 X 20-bit Data Latch
160-bit Data Latch
20/40
160
160-bit Level Shifter
160
160-bit HIgh-Voltage CMOS Driver
160
L,/R
Data
MPX
4/8
D0
D7
VDD1
VSS1
VDD2
VSS2
OUT1
OUT
157
OUT
158
OC
BS
REV
OUT
159
OUT
160
OUT2 OUT3 OUT4
Remark /xxx indicates active low signal.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16