| データシートサーチシステム |
|
STM32G031C6 データシート(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G031C6 データシート(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 117 page ![]() Pinouts, pin description and alternate functions STM32G031x4/x6/x8 36/117 DS12992 Rev 2 Table 12. Pin assignment and description Pin Pin name (function upon reset) Alternate functions Additional functions -- - - - 1 PC13 I/O FT (1)(2) TIM1_BK TAMP_IN1, RTC_TS, RTC_OUT1, WKUP2 -- - - - 2 PC14- OSC32_IN (PC14) I/O FT (1)(2) TIM1_BK2 OSC32_IN 1B6 2 1 2 - PC14- OSC32_IN (PC14) I/O FT (1)(2) TIM1_BK2 OSC32_IN, OSC_IN -A7 3 2 3 3 PC15- OSC32_OUT (PC15) I/O FT (1)(2) OSC32_EN, OSC_EN OSC32_OUT -- - - - 4 VBAT S - - - VBAT -- - - - 5 VREF+ S - - - VREF_OUT 2 C7 4 3 4 6 VDD/VDDA S - - - - 3D6 5 4 5 7 VSS/VSSA S - - - - -- - - - 8 PF0-OSC_IN (PF0) I/O FT - TIM14_CH1 OSC_IN -- - - - 9 PF1- OSC_OUT (PF1) I/O FT - OSC_EN OSC_OUT 4 E7 6 5 6 10 PF2-NRST I/O - - MCO NRST 4E7 7 6 7 11 PA0 I/O FT_a - SPI2_SCK, USART2_CTS, TIM2_CH1_ETR, LPTIM1_OUT ADC_IN0, TAMP_IN2,WKUP1 4 C5 8 7 8 12 PA1 I/O FT_ea - SPI1_SCK/I2S1_CK, USART2_RTS_DE_CK, TIM2_CH2, I2C1_SMBA, EVENTOUT ADC_IN1 4 E5 9 8 9 13 PA2 I/O FT_a - SPI1_MOSI/I2S1_SD, USART2_TX, TIM2_CH3, LPUART1_TX ADC_IN2, WKUP4,LSCO - D4 10 9 10 14 PA3 I/O FT_ea - SPI2_MISO, USART2_RX, TIM2_CH4, LPUART1_RX, EVENTOUT ADC_IN3 -- - - - 15 PA4 I/O FT_a - SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, LPTIM2_OUT, EVENTOUT ADC_IN4, RTC_OUT2 |