| データシートサーチシステム |
|
STM32L412C8 データシート(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8 データシート(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 192 page ![]() -- - F6 --- - - - VDDA S - - - - 5 5 E6 - 9 9 13 13 H1 H1 VDDA/VREF+ S - - - - - - - - 10 10 14 14 G2 G2 PA0 I/O FT_a - TIM2_CH1, USART2_CTS, COMP1_OUT, TIM2_ETR, EVENTOUT OPAMP1_VINP, COMP1_INM, ADC1_IN5, RTC_TAMP2/WKUP1 6 6 F6 D5 - - - - - - PA0-CK_IN I/O FT_a - TIM2_CH1, USART2_CTS, COMP1_OUT, TIM2_ETR, EVENTOUT OPAMP1_VINP, COMP1_INM, ADC1_IN5, RTC_TAMP2/WKUP1, CK_IN 7 7 D5 D4 11 11 15 15 H2 H2 PA1 I/O FT_a - TIM2_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_SCK, USART2_RTS_DE, TIM15_CH1N, EVENTOUT OPAMP1_VINM, COMP1_INP, ADC1_IN6 8 8 D4 E5 12 12 16 16 F3 F3 PA2 I/O FT_a - TIM2_CH3, USART2_TX, LPUART1_TX, QUADSPI_BK1_NCS, TIM15_CH1, EVENTOUT ADC12_IN7, WKUP4/LSCO 9 9 F5 F5 13 13 17 17 G3 G3 PA3 I/O TT_a - TIM2_CH4, USART2_RX, LPUART1_RX, QUADSPI_CLK, TIM15_CH2, EVENTOUT OPAMP1_VOUT, ADC12_IN8 -- - - -- 18 18 C2 C2 VSS S - - - - -- - - -- 19 19 D2 D2 VDD S - - - - 10 10 F5 F4 14 14 20 20 H3 H3 PA4 I/O TT_a SPI1_NSS, USART2_CK, LPTIM2_OUT, EVENTOUT COMP1_INM, ADC12_IN9 Table 14. STM32L412xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |