| データシートサーチシステム |
|
STM32MP157FAD3T データシート(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157FAD3T データシート(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 260 page ![]() Pinouts, pin description and alternate functions STM32MP157C/F 84/260 DS12505 Rev 5 B18 B19 G23 G21 DDR_DQS0N I/O DDR - - - - N15 - - VDDQ_DDR S - - - - C17 C18 H23 G20 DDR_DQM0 O DDR - - - 1H9 - - U16 VDDQ_DDR S - - - - B17 B18 G21 G19 DDR_DQ7 I/O DDR - - - 1B8 M13 1E5 R17 VSS S - - - - A18 A18 F22 F21 DDR_DQ1 I/O DDR - - - - M15 1E7 T7 VSS S - - - - A17 A17 E22 E21 DDR_DQ0 I/O DDR - - - B16 B17 E21 E20 DDR_DQ3 I/O DDR - - - - P14 1H9 V17 VDDQ_DDR S - - - - 1H8 - - T9 VSS S - - - - - J13 - - VDDCORE S - - - - - - E23 E22 DDR_DQ21 I/O DDR - - - - N6 1E9 T11 VSS S - - - - - - D21 D20 DDR_DQ22 I/O DDR - - - C14 N8 - T19 VSS S - - - - - - D22 D21 DDR_DQ17 I/O DDR - - - - - D23 D22 DDR_DQ18 I/O DDR - - - - - - W18 VDDQ_DDR S - - - - - - C22 C21 DDR_DQS2P I/O DDR - - - - N10 1F2 U7 VSS S - - - - - - B23 B22 DDR_DQS2N I/O DDR - - - - R15 1J8 - VDDQ_DDR S - - - - - - C23 C22 DDR_DQM2 O DDR - - - - - - Y19 VDDQ_DDR S - - - - - - B22 B21 DDR_DQ16 I/O DDR - - - - N12 1F4 U13 VSS S - - - - - - A22 A21 DDR_DQ23 I/O DDR - - - 1J9 N14 - U15 VSS S - - - - - - B21 B20 DDR_DQ19 I/O DDR - - - - - A21 A20 DDR_DQ20 I/O DDR - - - Table 7. STM32MP157C/F pin and ball definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |