| データシートサーチシステム |
|
STM32G47PBY3TR データシート(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G47PBY3TR データシート(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 229 page ![]() Pinouts and pin description STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE 60/229 DS12712 Rev 3 H5 - - - 30 G5 38 L7 53 PE7 I/O TT_a - TIM1_ETR, FMC_D4, SAI1_SD_B, EVENTOUT ADC3_IN4, COMP4_INP G5 - - - 31 H5 39 K7 54 PE8 I/O FT_a - TIM5_CH3, TIM1_CH1N, FMC_D5, SAI1_SCK_B, EVENTOUT ADC345_IN6, COMP4_INM F5 - - - 32 H6 40 J7 55 PE9 I/O FT_a - TIM5_CH4, TIM1_CH1, FMC_D6, SAI1_FS_B, EVENTOUT ADC3_IN2 J4 - - - 33 K6 41 H7 56 PE10 I/O FT_a - TIM1_CH2N, QUADSPI1_CLK, FMC_D7, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT ADC345_IN14 H4 - - - 34 J6 42 L8 57 PE11 I/O FT_a - TIM1_CH2, SPI4_NSS, QUADSPI1_BK1_NC S, FMC_D8, EVENTOUT ADC345_IN15 E5 - - - 35 G6 43 K8 58 PE12 I/O FT_a - TIM1_CH3N, SPI4_SCK, QUADSPI1_BK1_IO0, FMC_D9, EVENTOUT ADC345_IN16 G4 - - - 36 K7 44 J8 59 PE13 I/O FT_a - TIM1_CH3, SPI4_MISO, QUADSPI1_BK1_IO1, FMC_D10, EVENTOUT ADC3_IN3 J3 - - - 37 J7 45 K9 60 PE14 I/O FT_a - TIM1_CH4, SPI4_MOSI, TIM1_BKIN2, QUADSPI1_BK1_IO2, FMC_D11, EVENTOUT ADC4_IN1 F4 - - - 38 H7 46 L9 61 PE15 I/O FT_a - TIM1_BKIN, TIM1_CH4N, USART3_RX, QUADSPI1_BK1_IO3, FMC_D12, EVENTOUT ADC4_IN2 Table 12. STM32G473xB/xC/xE pin definition (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions |