データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32L552CCT6PTR データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32L552CCT6PTR
部品情報  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCT6PTR データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L552CCT6PTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 340 page
background image
DS12737 Rev 6
7/340
STM32L552xx
List of tables
11
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32L552xx features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.
Boot modes when TrustZone is disabled (TZEN=0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 4.
Boot modes when TrustZone is enabled (TZEN=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 5.
Boot space versus RDP protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 6.
Example of memory map security attribution vs SAU configuration regions . . . . . . . . . . . 27
Table 7.
Securable peripherals by TZSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 8.
TrustZone-aware peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 9.
SMPS external components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 10.
STM32L552xx modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 11.
Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 12.
STM32L552xx peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 13.
DMA1 and DMA2 implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 14.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 15.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 16.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 17.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 18.
USART/UART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 19.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 20.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 21.
STM32L552xx pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 22.
Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Table 23.
Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Table 24.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Table 25.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Table 26.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Table 27.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Table 28.
SMPS modes summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Table 29.
SMPS characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Table 30.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 31.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 32.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Table 33.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in single Bank, ICACHE ON in 2-way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Table 34.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in single Bank, ICACHE ON in 1-way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Table 35.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash in single Bank, ICACHE disabled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Table 36.
Current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash in single bank, ICACHE ON in 2-way and power
supplied by internal SMPS step down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Table 37.
Current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash in single bank, ICACHE ON in 1-way and power
supplied by internal SMPS step down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Table 38.
Current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash in single bank, ICACHE disabled and power
supplied by internal SMPS step down converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Table 39.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More