| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCI6PTR データシート(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCI6PTR データシート(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 340 page ![]() - ---- - 5 C2 5 - -- 5 C2 5 PE6 I/O FT - TRACED3, TIM3_CH4, SAI1_D1, FMC_A22, SAI1_SD_A, EVENTOUT WKUP3, TAMP_IN3/TAMP_ OUT6 1 1 1 B9 1 B9 6 B1 6111 6 B1 6 VBAT S - - - - 2 2 2 B7 2 B7 7 C3 7222 7 C3 7 PC13 I/O FT (1) (2) EVENTOUT WKUP2, RTC_TS/RTC_ OUT1, TAMP_IN1/TAMP_ OUT2 3 3 3 C9 3 C9 8 C1 8333 8 C1 8 PC14- OSC3 2_IN (PC14) I/O FT (1) (2) EVENTOUT OSC32_IN 4 4 4 C8 4 C8 9 D1 9444 9 D1 9 PC15- OSC3 2_OUT (PC15) I/O FT (1) (2) EVENTOUT OSC32_OUT - ---- -- D2 10 - --- D2 10 PF0 I/O FT _f - I2C2_SDA, FMC_A0, EVENTOUT - - ---- -- E2 11 - --- E2 11 PF1 I/O FT _f - I2C2_SCL, FMC_A1, EVENTOUT - Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |