| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCI6PTR データシート(PDF) 114 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCI6PTR データシート(HTML) 114 Page - STMicroelectronics |
|
114 / 340 page ![]() - - - A354A383A9 116 - - 54 83 A9 116 PD2 I/O FT - TRACED2, TIM3_ETR, USART3_RTS/USART 3_DE, UART5_RX, TSC_SYNC, SDMMC1_CMD, EVENTOUT - - ---- - 84 C8 117 - - - 84 C8 117 PD3 I/O FT - SPI2_SCK, SPI2_MISO, DFSDM1_DATIN0, USART2_CTS/USART 2_NSS, FMC_CLK, EVENTOUT - - ---- - 85 B8 118 - - - 85 B8 118 PD4 I/O FT - SPI2_MOSI, DFSDM1_CKIN0, USART2_RTS/USART 2_DE, OCTOSPI1_IO4, FMC_NOE, EVENTOUT - - ---- - 86 A8 119 - - - 86 A8 119 PD5 I/O FT - USART2_TX, OCTOSPI1_IO5, FMC_NWE, EVENTOUT - - ---- --- 120 - ---- 120 VSS S - - - - - ---- --- 121 - ---- 121 VDD S - - - - Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |