| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU6PTR データシート(PDF) 132 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU6PTR データシート(HTML) 132 Page - STMicroelectronics |
|
132 / 340 page ![]() Port C PC0 LPUART1_RX - - - SDMMC1_D5 SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PC1 LPUART1_TX - OCTOSPI1_IO4 - - SAI1_SD_A - EVENTOUT PC2 - TSC_G3_ IO1 OCTOSPI1_IO5 - - - - EVENTOUT PC3 - TSC_G1_ IO4 OCTOSPI1_IO6 - - SAI1_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PC4 - - OCTOSPI1_IO7 - - - - EVENTOUT PC5 - - - - - - - EVENTOUT PC6 SDMMC1_D0DI R TSC_G4_ IO1 - - SDMMC1_D6 SAI2_MCLK_A - EVENTOUT PC7 SDMMC1_D123 DIR TSC_G4_ IO2 - - SDMMC1_D7 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PC8 - TSC_G4_ IO3 -- SDMMC1_D0 - - EVENTOUT PC9 - TSC_G4_ IO4 USB_NOE - SDMMC1_D1 SAI2_EXTCLK TIM8_BKIN2 EVENTOUT PC10 UART4_TX TSC_G3_ IO2 - - SDMMC1_D2 SAI2_SCK_B - EVENTOUT PC11 UART4_RX TSC_G3_ IO3 - UCPD1_FRSTX2 SDMMC1_D3 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PC12 UART5_TX TSC_G3_ IO4 - - SDMMC1_CK SAI2_SD_B - EVENTOUT PC13 - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - EVENTOUT Table 23. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/SDMMC1 FDCAN1/ TSC USB/OCTOSPI1 UCPD1 SDMMC1/COMP1 /2/TIM1/8/FMC SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/17/ LPTIM2 EVENTOUT |