| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU6QXXX データシート(PDF) 95 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU6QXXX データシート(HTML) 95 Page - STMicroelectronics |
|
95 / 340 page ![]() 10 10 14 H8 14 H8 22 J2 33 10 10 14 23 J2 34 PA0 I/O FT _a - TIM2_CH1, TIM5_CH1, TIM8_ETR, USART2_CTS/USART 2_NSS, UART4_TX, SAI1_EXTCLK, TIM2_ETR, EVENTOUT OPAMP1_VINP, ADC12_IN5, WKUP1, TAMP_IN2/TAMP_ OUT1 - ---- -- H3 -- --- H3 - OPAM P1_VI NM ITT - - - 11 11 15 F6 15 F6 23 G4 34 11 11 15 24 G4 35 PA1 I/O FT _a - TIM2_CH2, TIM5_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_SCK, USART2_RTS/USART 2_DE, UART4_RX, OCTOSPI1_DQS, TIM15_CH1N, EVENTOUT OPAMP1_VINM, ADC12_IN6, TAMP_IN5/TAMP_ OUT4 Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |