| データシートサーチシステム |
|
STM32L552VCU6QXXX データシート(PDF) 131 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCU6QXXX データシート(HTML) 131 Page - STMicroelectronics |
|
131 / 340 page ![]() Port B PB0 - - OCTOSPI1_IO1 - COMP1_OUT SAI1_EXTCLK - EVENTOUT PB1 LPUART1_RTS_ DE - OCTOSPI1_IO0 - - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 - - OCTOSPI1_DQS UCPD1_FRSTX1 - - - EVENTOUT PB3 - - CRS_SYNC - - SAI1_SCK_B - EVENTOUT PB4 UART5_RTS_D E TSC_G2_ IO1 - - - SAI1_MCLK_B TIM17_BKIN EVENTOUT PB5 UART5_CTS_N SS TSC_G2_ IO2 - - COMP2_OUT SAI1_SD_B TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 - TSC_G2_ IO3 - - TIM8_BKIN2 SAI1_FS_B TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 UART4_CTS_N SS TSC_G2_ IO4 - - FMC_NL TIM8_BKIN TIM17_CH1N EVENTOUT PB8 SDMMC1_CKIN FDCAN1_ RX - - SDMMC1_D4 SAI1_MCLK_A TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 SDMMC1_CDIR FDCAN1_ TX - - SDMMC1_D5 SAI1_FS_A TIM17_CH1 EVENTOUT PB10 LPUART1_RX TSC_SY NC OCTOSPI1_CLK - COMP1_OUT SAI1_SCK_A - EVENTOUT PB11 LPUART1_TX - OCTOSPI1_NCS - COMP2_OUT - - EVENTOUT PB12 LPUART1_RTS_ DE TSC_G1_ IO1 OCTOSPI1_NCLK - - SAI2_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PB13 LPUART1_CTS _NSS TSC_G1_ IO2 - UCPD1_FRSTX2 - SAI2_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PB14 - TSC_G1_ IO3 - - - SAI2_MCLK_A TIM15_CH1 EVENTOUT PB15 - - - - - SAI2_SD_A TIM15_CH2 EVENTOUT Table 23. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/SDMMC1 FDCAN1/ TSC USB/OCTOSPI1 UCPD1 SDMMC1/COMP1 /2/TIM1/8/FMC SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/17/ LPTIM2 EVENTOUT |