| データシートサーチシステム |
|
STM32WB55CCV7ATR データシート(PDF) 78 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB55CCV7ATR データシート(HTML) 78 Page - STMicroelectronics |
|
78 / 193 page ![]() Table 19. Alternate functions (STM32WB35xx) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF10 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2/ LPTIM1 TIM1/ TIM2 SAI1/ TIM1 I2C1/ I2C3 SPI1 RF USART1 LPUART1 USB/ QUADSPI COMP1/ COMP2/ TIM1 SAI1 TIM2/ TIM16/ TIM17/ LPTIM2 EVENTOUT A PA0 - TIM2_ CH1 -- - - - - - - COMP1_ OUT SAI1_ EXTCLK TIM2_ ETR CM4_ EVENTOUT PA1 - TIM2_ CH2 -- I2C1_ SMBA SPI1_ SCK -- - - - - CM4_ EVENTOUT PA2 LSCO TIM2_ CH3 -- - - - - LPUART1 _TX QUADSPI_ BK1_NCS COMP2_ OUT -- CM4_ EVENTOUT PA3 - TIM2_ CH4 - SAI1_ PDM_CK1 -- - - LPUART1 _RX QUADSPI_ CLK - SAI1 _MCLK_A - CM4_ EVENTOUT PA4 -- - - SPI1_ NSS -- - - - SAI1 _FS_B LPTIM2_ OUT CM4_ EVENTOUT PA5 - TIM2_ CH1 TIM2_ ETR - SPI1_ SCK -- - - - SAI1 _SD_B LPTIM2_ ETR CM4_ EVENTOUT PA6 - TIM1_ BKIN -- SPI1_ MISO -- LPUART1 _CTS QUADSPI_ BK1_IO3 TIM1_ BKIN - TIM16 _CH1 CM4_ EVENTOUT PA7 - TIM1_ CH1N -- I2C3_ SCL SPI1_ MOSI -- - QUADSPI_ BK1_IO2 COMP2_ OUT - TIM17 _CH1 CM4_ EVENTOUT PA8 MCO TIM1_ CH1 - SAI1_ PDM_CK2 -- - USART1_ CK -- SAI1 _SCK_A LPTIM2_ OUT CM4_ EVENTOUT PA9 - TIM1_ CH2 - SAI1_ PDM_DI2 I2C1_ SCL -- USART1_ TX -- SAI1 _FS_A - CM4_ EVENTOUT PA10 - TIM1_ CH3 - SAI1_ PDM_DI1 I2C1_ SDA -- USART1_ RX - USB_CRS _SYNC - SAI1 _SD_A TIM17 _BKIN CM4_ EVENTOUT PA11 - TIM1_ CH4 TIM1_ BKIN2 -- SPI1_ MISO - USART1_ CTS -USB_DM TIM1_ BKIN2 -- CM4_ EVENTOUT PA12 - TIM1_ ETR -- - SPI1_ MOSI - USART1_ RTS_DE LPUART1 _RX USB_DP - - - CM4_ EVENTOUT PA13 JTMS- SWDIO - - - - - - - IR_OUT USB_NOE - SAI1 _SD_B - CM4_ EVENTOUT PA14 JTCK- SWCLK LPTIM1_ OUT -- I2C1_ SMBA -- - - - - SAI1 _FS_B - CM4_ EVENTOUT PA15 JTDI TIM2_ CH1 TIM2_ ETR - SPI1_ NSS MCO - - - - - - CM4_ EVENTOUT |