| データシートサーチシステム |
|
STM32WB55CCV7ATR データシート(PDF) 142 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB55CCV7ATR データシート(HTML) 142 Page - STMicroelectronics |
|
142 / 193 page ![]() Electrical characteristics STM32WB55xx STM32WB35xx 142/193 DS11929 Rev 10 Table 78. ADC sampling time(1)(2) Resolution (bits) RAIN (kΩ) Fast channel Slow channel Minimum sampling time (ns) Sampling cycles Minimum sampling time (ns) Sampling cycles 12 0 33 6.5 57 6.5 0.05 37 6.5 62 6.5 0.1 42 6.5 67 6.5 0.2 51 6.5 76 6.5 0.5 78 6.5 104 12.5 1 123 12.5 151 12.5 5 482 47.5 526 47.5 10 931 92.5 994 92.5 20 1830 247.5 1932 247.5 50 4527 640.5 4744 640.5 100 9021 640.5 9430 640.5 10 0 27 2.5 47 6.5 0.05 30 2.5 51 6.5 0.1 34 6.5 55 6.5 0.2 41 6.5 62 6.5 0.5 64 6.5 85 6.5 1 100 12.5 124 12.5 5 395 47.5 431 47.5 10 763 92.5 816 92.5 20 1500 247.5 1584 247.5 50 3709 640.5 3891 640.5 100 7391 640.5 7734 640.5 8 0 21 2.5 37 2.5 0.05 24 2.5 40 6.5 0.1 27 2.5 43 6.5 0.2 32 6.5 49 6.5 0.5 50 6.5 67 6.5 1 78 6.5 97 6.5 5 308 47.5 337 24.5 10 595 92.5 637 47.5 20 1169 247.5 1237 92.5 50 2891 247.5 3037 247.5 100 5762 640.5 6038 640.5 |