| データシートサーチシステム |
|
STM32WB55CCU6TR データシート(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB55CCU6TR データシート(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 193 page ![]() B PB0 -- - - - - EXT _PA _TX -- COMP1_ OUT -- CM4_ EVENTOUT PB1 -- - - - - - - LPUART1 _RTS_DE -- - LPTIM2_ IN1 CM4_ EVENTOUT PB2 RTC_ OUT LPTIM1_ OUT -- I2C3_ SMBA SPI1_ NSS -- - - - SAI1_ EXTCLK - CM4_ EVENTOUT PB3 JTDO- TRACE SWO TIM2_ CH2 -- - SPI1_ SCK - USART1_ RTS_DE -- - SAI1_ SCK_B - CM4_ EVENTOUT PB4 NJTRST - - - I2C3_ SDA SPI1_ MISO - USART1_ CTS -- - SAI1_ MCLK_B TIM17_ BKIN CM4_ EVENTOUT PB5 - LPTIM1_ IN1 -- I2C1_ SMBA SPI1_ MOSI - USART1_ CK LPUART1 _TX - COMP2_ OUT SAI1_ SD_B TIM16_ BKIN CM4_ EVENTOUT PB6 MCO LPTIM1_ ETR -- I2C1_ SCL -- USART1_ TX -- - SAI1_ FS_B TIM16_ CH1N CM4_ EVENTOUT PB7 - LPTIM1_ IN2 - TIM1_ BKIN I2C1_ SDA -- USART1_ RX -- - - TIM17_ CH1N CM4_ EVENTOUT PB8 - TIM1_ CH2N - SAI1_ PDM_CK1 I2C1_ SCL -- - - QUADSPI_ BK1_IO1 - SAI1_ MCLK_A TIM16_ CH1 CM4_ EVENTOUT PB9 - TIM1_ CH3N - SAI1_ PDM_DI2 I2C1_ SDA -- - IR_OUT QUADSPI_ BK1_IO0 - SAI1_ FS_A TIM17_ CH1 CM4_ EVENTOUT C PC14 -- - - - - - - - - - - - CM4_ EVENTOUT PC15 -- - - - - - - - - - - - CM4_ EVENTOUT E PE4 -- - - - - - - - - - - - CM4_ EVENTOUT H PH3 LSCO - - - - - - - - - - - - CM4_ EVENTOUT Table 19. Alternate functions (STM32WB35xx) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF10 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2/ LPTIM1 TIM1/ TIM2 SAI1/ TIM1 I2C1/ I2C3 SPI1 RF USART1 LPUART1 USB/ QUADSPI COMP1/ COMP2/ TIM1 SAI1 TIM2/ TIM16/ TIM17/ LPTIM2 EVENTOUT |