| データシートサーチシステム |
|
XIO2000AZZZ データシート(PDF) 21 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000AZZZ データシート(HTML) 21 Page - Texas Instruments |
|
21 / 165 page ![]() Introduction 12 April 2007 Revised October 2008 SCPS155C Table 2−3. ZHC Terminal Names Sorted Alphanumerically BGA BALL # SIGNAL NAME BGA BALL # SIGNAL NAME BGA BALL # SIGNAL NAME A02 AD11 D04 VDD_33 H02 AD21 A03 AD9 D05 AD8 H03 AD20 A04 AD7 D06 VDD_33 H04 AD22 A05 AD4 D07 CLKOUT0 H06 VSS A06 AD1 D08 VDD_15 H07 VSS A07 AD0 D09 CLKOUT3 H08 VSS A08 CLKOUT1 D10 VDD_33 H09 VSS A09 CLKOUT2 D11 REFCLK_SEL H11 VDDA_15 A10 GNT2 D12 RSVD H12 VDD_33_COMB A11 CLKOUT4 D13 VDDA_15 H13 VDDA_15 A12 GNT4 D14 RSVD H14 PERST A13 GNT5 E01 FRAME J01 AD23 A14 VSSA E02 IRDY J02 C/BE(3) B01 AD13 E03 SERR J03 AD25 B02 AD12 E04 C/BE[1] J04 AD24 B03 AD10 E11 VDDA_15 J06 VDD_33 B04 VCCP E12 VSSA J07 VDD_33 B05 AD5 E13 RXP J08 VSS B06 AD2 E14 RXN J09 VSS B07 REQ0 F01 AD16 J11 VDDA_33 B08 REQ1 F02 C/BE[2] J12 VDD_33_COMB_IO B09 REQ2 F03 TRDY J13 REF1_PCIE B10 GNT3 F04 VDD_33 J14 VDD_33_AUX B11 REQ4 F06 VSS K01 AD26 B12 REQ5 F07 VSS K02 AD27 B13 CLKRUN_EN F08 VSS K03 AD29 B14 REFCLK− F09 VDD_33 K04 AD28 C01 PERR F11 VSSA K11 VSSA C02 AD15 F12 VSSA K12 RSVD C03 AD14 F13 VSS K13 VDD_15_COMB C04 C/BE[0] F14 VDD_15 K14 REF0_PCIE C05 AD6 G01 AD18 L01 AD31 C06 AD3 G02 VCCP L02 AD30 C07 GNT0 G03 AD17 L03 CLK C08 GNT1 G04 VDD_15 L04 VDD_33 C09 REQ3 G06 VSS L05 VDD_15 C10 CLKOUT5 G07 VSS L06 GPIO7 C11 CLKOUT6 G08 VSS L07 RSVD C12 EXT_ARB_EN G09 VSS L08 VDD_33 C13 VDDA_33 G11 VSSA L09 VDD_33 C14 REFCLK+ G12 VSSA L10 VDD_33 D01 DEVSEL G13 TXN L11 VSSA D02 STOP G14 TXP L12 RSVD D03 PAR H01 AD19 L13 GRST |