データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

9740 データシート(PDF) 2 Page - 3M Electronics

部品番号 9740
部品情報  3M™ Double Coated Tape 9740
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  3M [3M Electronics]
ホームページ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

9740 データシート(HTML) 2 Page - 3M Electronics

  9740 Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics 9740 Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics 9740 Datasheet HTML 3Page - 3M Electronics 9740 Datasheet HTML 4Page - 3M Electronics 9740 Datasheet HTML 5Page - 3M Electronics 9740 Datasheet HTML 6Page - 3M Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
3M™ Double Coated Tape 9740
Technical Information Note
The following technical information and data should be considered representative or typical only and should not be
used for speci cation purposes.
Typical Physical Properties
Property
Values
Color
Clear
Total Tape Thickness without liner
0.088 mm
3.5 mil
Carrier Thickness
0.013 mm
0.5 mil
Adhesive
Acrylic
Adhesive Carrier
Polyester
Adhesive Thickness
0.038 mm
1.5 mil
Liner
55# DK
Typical Performance Characteristics
Table continued on next page
Property
Values
Temp
C
Temp
F
SubstrateBacking Notes
Test
Condition
180°
Peel
Adhesion
8.2
N/cm
75
oz/in
23C
73F
Steel
2 mil
Aluminum
Foil
12 in/min (305 mm/min)
Relative
High
Temperature
Operating
Ranges
219 °C
425 °F
Short
Term
(minutes,
hours)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com