データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FTK2007DFN23 データシート(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号 FTK2007DFN23
部品情報  Dual N-Channel MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK2007DFN23 データシート(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK2007DFN23 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK2007DFN23 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK2007DFN23 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK2007DFN23 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2015. 03. 10
4/4
Revision No : 0
FTK2007DFN23
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.700
0.800
0.028
0.031
A1
0.000
0.050
0.000
0.002
A3
D
1.950
2.050
0.077
0.081
E
2.950
3.050
0.116
0.120
D1
1.450
1.550
0.057
0.061
E1
1.650
1.750
0.065
0.069
k
b
0.200
0.300
0.008
0.012
e
L
0.300
0.400
0.012
0.016
0.500TYP.
0.020TYP.
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.200MIN.
0.008MIN.
0.203REF.
0.008REF.



Html Pages

1 2 3 4